| データシートサーチシステム |
|
L9788 データシート(PDF) 188 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9788 データシート(HTML) 188 Page - STMicroelectronics |
|
188 / 264 page ![]() CONFIG-REG 3 11 11 00 1 RLY4_DL Y_OFF_E N LSD/HSD _DRV1- CFG LSD/HSD _DRV2- CFG LSD/HSD _DRV3- CFG SRT2_EN STR3_EN T_SEO_DELAY[0:1] CONFIG-REG 4 1 1 0 0 0 0 1 PRD1_IDRV[0:1] PRD2_IDRV[0:1] PRD3_IDRV[0:1] PRD4_IDRV[0:1] CONFIG-REG 5 00 00 11 1 PRD5_IDRV[0:1] PRD1_VDS[0:2] PRD2_VDS[0:2] CONFIG-REG 6 11 00 11 1 PRD3_VDS[0:2] PRD4_VDS[0:2] EOT_MO DE IGN_LSD _DIS CONFIG-REG 7 00 11 00 1 PRD5_VDS[0:2] TRK_EN[ 1] TRK_EN[ 2] TRK_EN[ 3] DAC[0:1] CONFIG-REG 8 10 11 01 1 VRS _DIAG VRS _MODE[0:1] VRS _HYS2[0:2] EN_FALLI NG_FILT HYS_FB_ SEL CONFIG-REG 9-0 01 00 10 1 0 1 WDA_RESPTIME[0:5] CONFIG-REG 9-1 01 00 10 1 1 0 WDA_WI N_SEL WDA_INI T CONFIG-REG 10 0 00 11 01 WDA_RESP[0:7] CONFIG-REG 11 0 11 01 11 LIN/KLIN E SEL LIN_ERR _EN[0] LIN_ERR _EN[1] LIN_ERR _EN[2] LIN_TX_E N LIN_TX_ DIS_FOR _WDA_E RR VDD5_OF F_SEL O2H2_O C_FLT CONFIG-REG 12 1 00 10 01 TNL_RST _EN VB_IN_O V_RST_E N VDD5_O V_RST_E N O2H1_O C_FLT FILTER_ MODE WAKE_U P_CAN_R ST WAKE_U P_EOT_R ST WK_IN_R ST CONFIG-REG 13 1 10 11 01 WDA_PW R_CNT_ OFF_DIS IPUPD_E N_HLS1 IPUPD_E N_STR1 IPUPD_E N_HLS2 IPUPD_E N_STR2 IPUPD_E N_HLS3 IPUPD_E N_STR3 IDIAG_HI GH_INJ IDIAG_HI GH_SOL IDIAG_HI GH_PDR V CONFIG-REG 14 1 11 00 11 RLY1_UC RLY2_UC RLY3_UC RLY4_UC RLY5_UC STR1_UC STR2_UC STR3_UC CONFIG-REG15-0 (WUPT_0) 10 00 01 1 0 0 Wake up timer_SET_0[0:5] Table 91. MSC Interface DOWN STREAM FRAME Bit Map (continued) ADDRESS DATA C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 |