| データシートサーチシステム |
|
L9788 データシート(PDF) 189 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9788 データシート(HTML) 189 Page - STMicroelectronics |
|
189 / 264 page ![]() CONFIG-REG15-1 (WUPT_1) 10 00 01 0 0 1 Wake up timer_SET_1[6:11] CONFIG-REG15-2 (WUPT_2) 10 00 01 0 1 0 Wake up timer_SET_2[12:17] CONFIG-REG15-2 (WUPT_3) 10 00 01 1 1 1 Wake up timer_SET_3[18:23] CONFIG-REG16-0 0 01 00 11 0 1 PRD1_BLK[0:1] PRD2_BLK[0:1] PRD3_BLK[0:1] CONFIG-REG16-1 0 01 00 11 1 0 PRD4_BLK[0:1] PRD5_BLK[0:1] O2H_PD RV_1 O2H_PD RV_3 CONFIG-REG17-0 0 01 00 10 0 0O2H1_SR O2H1_O C_TH O2H2_SR O2H2_O C_TH CONFIG-REG17-1 0 01 00 10 1 1 CAN_EN CAN_TX_ EN CAN_WA KEUP_E N CAN_PAT TERN_E N CAN_RX _EN CAN_2_5 _MB STBY_NVM_ADD_REG 0 1 0 0 1 1 0 0 1 STBY_NVM_ADD[0:3] MEM_VA LID STBY_NVM_DATA_REG 1 0 1 1 0 0 0 STBY_NVM_DATA[0:7] CONFIG-REG20 11 11 11 0 BIST_EN FIN_WAK E WAKE_U P_TIMER _EN_SEL KEY_OC _RERTY_ MAX_EN CAN_LO OP_EN CAN_TDI LIN_TX_ DOM_ER R_CFG PDRV_O2 H_DLY CONFIG-REG21 00 00 00 1 CAN_TX_ DOM_ER R_CFG OL_RED BUCK_SL OW_SR CAN_TX D_DOM _EN CAN_PE RM_REC _EN CAN_PE RM_DOM _EN CAN_RX D_REC_E N CAN_AU TO_BIAS LOCK 10 01 11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 UNLOCK 10 01 11 1 1 0 1 0 1 0 1 0 WDA_EN 10 01 11 1 0 1 1 0 0 1 1 0 WDA_DIS 1 00 11 11 1 0 0 1 1 0 0 1 SW-RESET 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1011 01 Table 91. MSC Interface DOWN STREAM FRAME Bit Map (continued) ADDRESS DATA C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 |