| データシートサーチシステム |
|
L99MOD53XP データシート(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99MOD53XP データシート(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 35 page ![]() Package and packing information L99MOD53XP 32/35 DS12617 Rev 5 E7.4 - 7.6 e- 0.5 - e3 - 8.5 - G- - 0.1 G1 - - 0.06 H 10.1 - 10.5 h- - 0.4 L 0.55 - 0.85 N - - 10 deg X4.3 - 5.2 Y6.9 - 7.5 Table 20. PowerSSO-36 mechanical data (continued) Symbol Millimeters Min. Typ. Max. |