データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CPCE2624A データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

部品番号 CPCE2624A
部品情報  High Current Power Inductor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CODACA [Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd]
ホームページ  https://codaca.com
Logo CODACA - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

CPCE2624A データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

  CPCE2624A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CPCE2624A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CPCE2624A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CPCE2624A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2 / 4
CODACA ELECTRONIC CO., LTD
TEL
: +86 755 89585372
FAX
: +86 755 89585280
http://www.codaca.com
E-mail: info@codaca.com
High Current Power Inductor
CPCE2624A Series
This product is not authorized for use in any application related to safety.
Specification subject to change without notice.Please check web site for latest information.
Revised: 07/14/2020
4 Saturation Current vs Temperature Rise Current Curve
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
CPCE2624A-130MC
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
CPCE2624A-150MC
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
0.0
9.0
18.0
27.0
36.0
45.0
CPCE2624A-180MC
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
CPCE2624A-250MC
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
CPCE2624A-270MC
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
42.0
0.0
7.0
14.0
21.0
28.0
35.0
CPCE2624A-330MC
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com