| データシートサーチシステム |
|
FT812Q-R データシート(PDF) 24 Page - Bridgetek Pte Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FT812Q-R データシート(HTML) 24 Page - Bridgetek Pte Ltd. |
|
24 / 63 page ![]() Copyright © Bridgetek Pte Ltd 24 FT81X Embedded Video Engine Datasheet Version 1.4 Document No.: BRT_000002 Clearance No.: BRT#004 Font Index => 16/ 18 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 9 HT 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 LF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 VT 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 CR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 SO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 SI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 DLE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 DC1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 DC2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 DC3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 DC4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 NAK 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 SYN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ETB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 CAN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 EM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 SUB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 ESC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 FS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 GS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 RS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 US 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 spac e 8 3 4 5 5 6 9 3 4 5 6 8 10 13 18 23 33 ! 8 3 4 5 6 6 9 3 4 6 6 9 11 15 19 25 34 " 8 4 5 6 5 8 12 5 6 7 8 12 15 19 25 33 35 # 8 6 8 9 10 14 19 10 11 14 15 19 26 33 44 57 36 $ 8 6 8 9 10 13 18 8 10 11 15 18 25 31 41 54 37 % 8 9 12 14 16 22 29 11 13 16 17 23 31 40 52 68 38 & 8 8 10 11 13 17 22 9 11 14 15 19 26 34 44 57 39 ' 8 2 3 3 3 6 6 3 4 4 5 7 10 11 15 20 40 ( 8 4 5 6 6 8 11 5 6 7 9 11 15 18 24 31 41 ) 8 4 5 6 6 8 11 5 6 8 8 10 14 18 24 31 42 * 8 4 7 6 7 10 13 7 8 10 11 14 18 24 31 40 43 + 8 6 9 10 10 14 19 9 10 12 14 17 24 30 41 52 44 , 8 3 3 4 5 6 9 3 4 4 5 7 9 12 16 20 45 - 8 4 4 5 6 8 11 6 7 10 11 15 18 24 32 41 46 . 8 3 3 4 5 6 9 3 4 6 7 8 11 14 19 24 47 / 8 3 4 5 5 7 9 6 7 9 10 13 17 22 29 38 48 0 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 49 1 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 50 2 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 51 3 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 52 4 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 53 5 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 54 6 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 55 7 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 56 8 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 57 9 8 6 8 9 10 13 18 8 10 12 14 17 24 30 40 52 58 : 8 3 3 4 5 6 9 3 4 6 6 7 10 13 18 23 59 ; 8 3 4 4 5 6 9 3 4 6 6 8 10 14 18 23 60 < 8 6 8 10 10 15 19 8 9 11 12 16 21 28 36 46 61 = 8 5 9 10 11 15 19 8 9 13 14 18 23 30 40 52 |