| データシートサーチシステム |
|
HT-508310LW データシート(PDF) 7 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT-508310LW データシート(HTML) 7 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. |
|
7 / 8 page ![]() 7 3.7 3.8 Insert the conductor up to the insulation stop plate Leiter bis an Isolationsstopblech einlegen 3.9 INFO For easy removal of the contact, open the loca- tor slightly. Zum leichteren Entnehmen des Kontaktes, den Positionierer leicht öffnen. 3.1 Correct Crimping Result | Korrektes Crimpergebnis INFO It is necessary to pay attention to a correct crimp result. An incorrect crimp result can cause a serious damage within the electronic in further processing. Please pay attention that incorrect crimped wires are disposed and not processed. Bitte achten Sie unbedingt auf ein korrektes Crimpergebnis. Ein fehlerhaftes Crim- pergebnis kann zu ernst zu nehmenden Schäden innerhalb der Elektronik in der weiteren Verarbeitung führen. Bitte sorgen Sie dafür, dass fehlerhaft gecrimpte Leiter entsorgt und nicht weiterverarbeitet werden. ✓ ✓ |