| データシートサーチシステム |
|
HT-508310LW データシート(PDF) 8 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT-508310LW データシート(HTML) 8 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. |
|
8 / 8 page ![]() 8 4 Premature Release of the Tool | Vorzeitiges Entriegeln des Werk- zeuges INFO Do not use the crimped wire in case of a premature release! Den gecrimpten Leiter im Fall des vorzeitigen Entriegelns nicht verwenden! 7.1 7.2 5 Service and Maintenance | Wartung und Instandhaltung Remove dust, moisture and other residues with a clean and soft brush or a lint- free cloth. Do not use hard or grinding objects to avoid damages of the tool. Entfernen Sie Staub, Feuchtigkeit und anderen Rückständen mit einer sauberen, weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine harten oder abschleifenden Mittel, die Beschädigungen verursachen können. 6 Disposal | Entsorgung The hand tool can be disposed as normal metal waste / if applicable as precious metal waste. The disposal must be done according to the national government regulations. In case of doubt return the tool to producer for disposal. Das Handwerkzeug kann als normaler Schrott / ggf. als Edelschrott entsorgt wer- den. Grundsätzlich muss die Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften erfol- gen. Im Zweifelsfall kann das Werkzeug an den Hersteller zur Entsorgung einge- schickt werden. |