| データシートサーチシステム |
|
ER03-R3F データシート(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ER03-R3F データシート(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 8 page ![]() ① シリーズ名 Series name E R 0 3 、 E R 0 5 ② コネクタ形状 Connector type P or PB : プラグ Plug R : BH形レセプタクル Bulkhead-Receptacle RB : SF形レセプタクル Scare Flange-Receptacle J or JB : ジャック Jack ③ 極 数 Number of positions 2 3 5 6 8 12 極 pos. ④ コンタクト形状 Contact type F : ソケットコンタクト Female contact M : ピンコンタクト Male contact ⑤ コード導入口 Cord clamp dia. 一部のみ(12極) 12 pos. only プラグ : P (Plug) SF形レセプタクル: RB (Scare flange-Receptacle) BH形レセプタクル: R (Bulkhead-Receptacle) プラグ : PB (Plug) ジャック : J (Jack) ジャック : JB (Jack) TAJIMI ELECTRONICS CO.,LTD. 2 Miniature Circular Connectors ER03 & ER05 Series キャップ: CR (Cap) 金属キャップ Metal cap ポリエチレンキャップ Polyethylene cap ※ レセプタクルとキャップの組合せは、各シリーズのキャップ適用製品名 を参照ください。 Combination of receptacle and cap → Please refer to suitable cap in list. プラグがピンコンタクトの場合、レセプタクル及びジャックは、ソケットコンタクトをご使用ください。 また、回路の電源側には、必ずソケットコンタクトを有するコネクタをご使用ください。 If you are using a male contact plug, please also use a corresponding product with a female contact receptacle and a jack. Use a connector with socket contacts at the power side of the circuit. 図は、ER05 シリーズを参照しています。 接続方式以外、ER03 及びER05 シリーズは同等です。 The drawing of figure is indicated by ER05 series. ER03 series and ER05 series are equivalent product except locking style. |