| データシートサーチシステム |
|
ER03-R3F データシート(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ER03-R3F データシート(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
4 / 8 page ![]() 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B C D コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER03-P2M 12.0 35.5 10.5 9.5 6.4 (5.7~6.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 5.2 (4.2~5.0) ER03-P2F ER03-P3M ER03-P3F ER03-P5M ER03-P5F ER03-P6M 15.5 37.7 13.5 10.5 7.4 (6.5~7.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 6.2 (5.0~6.0) ER03-P6F ER03-P8M ER03-P8F 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER03-PB2M 12.0 32.2 5.2 (4.0~5.0) ER03-PB2F ER03-PB3M ER03-PB3F ER03-PB5M ER03-PB5F ER03-PB6M 15.5 34.2 6.2 (5.0~6.0) ER03-PB6F ER03-PB8M ER03-PB8F ER03-PB12M 20.0 38.6 11.0 (9.8~10.8) ER03-PB12F ER03-PB12M8.5 8.5 (7.3~8.3) ER03-PB12F8.5 ER03-PB12M6.5 6.5 (5.3~6.3) ER03-PB12F6.5 製 品名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B Φ C D E Φ F G 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER03-R2M 12.0 ピンコンタクト Male 17.8 ソケットコンタクト Female 18.0 9.0 2.0 11.0 9.2 8.4 ER03-R2F ER03-R3M ER03-R3F ER03-R5M ER03-R5F ER03-R6M 15.5 12.0 14.0 12.2 11.2 ER03-R6F ER03-R8M ER03-R8F ER03-R12M 20.0 16.0 1.6 20.0 16.2 14.7 ER03-R12F ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. 製 品名 Product name ピンコンタクト Male A Φ B □ C □ D Φ E Φ F 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER03-RB2M ピンコンタクト Male 17.8 ソケットコンタクト Female 18.0 9.0 10.5 15.0 2.2 9.2 ER03-RB2F ER03-RB3M ER03-RB3F ER03-RB5M ER03-RB5F ER03-RB6M 12.0 13.0 17.5 12.2 ER03-RB6F ER03-RB8M ER03-RB8F ER03-RB12M 16.0 17.0 22.5 2.8 16.3 ER03-RB12F ( B ) A C スパナ間隔 スパナ間隔 D プラグ Plug プラグ Plug ( B ) A A C 1.5 9.0 ( B ) BH形レセプタクル Bulkhead-Receptacle SF形レセプタクル Scare Flange-Receptacle 取付穴参考寸法 Panel mounting dimensions F G ▼ガイド(Guide) ( A ) 9.5 B C D 4-E パネル厚さ D Max. Panel Thickness E 六角対辺 Hex. 取付穴参考寸法 Panel mounting dimensions 4-E F 4 ER03 Series Miniature Circular Connectors TAJIMI ELECTRONICS CO.,LTD. 単位 / unit : mm |