| データシートサーチシステム |
|
2SC5436 データシート(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC5436 データシート(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
9 / 14 page ![]() Data Sheet PU10104EJ01V0DS 7 2SC5436 VCE = 1 V, IC = 30 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 0.374 0.358 0.355 0.356 0.370 0.390 0.396 0.396 0.405 0.428 0.448 0.463 0.477 0.493 0.511 −106.5 −144.4 −161.5 −173.4 177.4 172.1 168.6 163.6 157.5 152.9 149.8 147.0 143.8 141.2 139.4 19.871 11.404 7.944 6.193 5.083 4.321 3.713 3.226 2.826 2.547 2.299 2.154 2.040 1.882 1.725 120.8 101.0 90.2 84.6 80.5 75.7 70.8 67.6 64.5 60.7 56.5 52.6 50.2 48.6 45.0 0.031 0.046 0.064 0.083 0.100 0.116 0.135 0.152 0.164 0.177 0.191 0.209 0.227 0.240 0.245 61.1 61.7 64.3 65.1 65.6 64.9 64.0 63.7 63.2 61.1 57.9 55.5 54.6 54.4 52.7 0.463 0.257 0.181 0.140 0.115 0.105 0.105 0.110 0.116 0.129 0.147 0.166 0.183 0.200 0.217 −57.8 −81.0 −96.4 −107.7 −121.6 −136.6 −150.0 −161.7 −173.6 176.2 169.0 164.9 161.1 156.7 153.5 VCE = 2 V, IC = 1 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 0.962 0.892 0.824 0.788 0.728 0.661 0.604 0.562 0.521 0.477 0.463 0.469 0.465 0.457 0.457 −14.6 −28.5 −45.2 −59.4 −71.3 −82.8 −94.9 −106.7 −117.1 −129.4 −142.2 −152.0 −159.7 −167.1 −175.1 3.530 3.230 2.976 2.820 2.743 2.519 2.278 2.162 2.019 1.854 1.727 1.643 1.591 1.497 1.400 165.5 151.9 138.6 126.3 117.4 109.6 100.5 92.0 85.4 79.2 71.8 65.2 60.5 56.7 52.1 0.048 0.090 0.131 0.162 0.184 0.203 0.219 0.223 0.221 0.220 0.224 0.227 0.225 0.220 0.214 79.4 68.8 59.6 52.3 45.2 39.3 35.8 33.5 30.4 25.9 23.0 21.7 21.4 21.6 20.7 0.984 0.922 0.845 0.802 0.761 0.699 0.626 0.564 0.523 0.482 0.441 0.411 0.398 0.385 0.363 −8.8 −17.3 −27.8 −37.3 −43.3 −47.7 −52.3 −57.5 −62.7 −67.2 −71.7 −78.3 −84.4 −88.7 −92.8 VCE = 2 V, IC = 3 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 0.870 0.724 0.628 0.548 0.473 0.418 0.390 0.370 0.346 0.341 0.354 0.367 0.376 0.383 0.397 −25.6 −48.2 −70.6 −86.8 −101.0 −115.3 −127.8 −138.8 −149.9 −162.2 −172.3 −179.2 174.5 168.5 163.2 8.863 7.556 6.416 5.549 4.883 4.315 3.805 3.375 3.007 2.727 2.511 2.331 2.225 2.073 1.911 156.7 138.0 122.1 110.2 102.4 95.6 88.0 82.1 77.3 72.6 66.6 62.1 58.6 56.0 52.3 0.044 0.078 0.105 0.120 0.132 0.144 0.156 0.162 0.166 0.172 0.181 0.193 0.205 0.211 0.213 73.4 61.2 53.1 48.2 45.3 43.1 43.1 44.2 44.1 42.3 40.8 40.4 41.2 41.8 41.4 0.935 0.784 0.652 0.568 0.490 0.420 0.358 0.311 0.277 0.245 0.215 0.199 0.193 0.181 0.174 −17.4 −32.2 −46.2 −55.6 −60.9 −65.1 −69.9 −75.6 −81.1 −86.6 −93.9 −103.4 −111.5 −118.7 −126.6 |