| データシートサーチシステム |
|
STM32U595AI データシート(PDF) 172 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI データシート(HTML) 172 Page - STMicroelectronics |
|
172 / 377 page ![]() PG0 - TSC_G8_IO3 - - FMC_A10 - - EVENTOUT PG1 - TSC_G8_IO4 - - FMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - - FMC_A12 SAI2_SCK_B - EVENTOUT PG3 - - - - FMC_A13 SAI2_FS_B - EVENTOUT PG4 - - - - FMC_A14 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PG5 LPUART1_CTS - - DSI_TE FMC_A15 SAI2_SD_B - EVENTOUT PG6 LPUART1_RTS_ DE -- UCPD1_ FRSTX1 - - - EVENTOUT PG7 LPUART1_TX - - UCPD1_ FRSTX2 FMC_INT SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PG8 LPUART1_RX - - - - - - EVENTOUT PG9 - --- FMC_NCE/FMC _NE2 SAI2_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PG10 - - - - FMC_NE3 SAI2_FS_A TIM15_CH1 EVENTOUT PG11 - - - - - SAI2_MCLK_A TIM15_CH2 EVENTOUT PG12 - - - - FMC_NE4 SAI2_SD_A - EVENTOUT PG13 LCD_R0 - - - FMC_A24 - - EVENTOUT PG14 LCD_R1 - - - FMC_A25 - - EVENTOUT PG15 - - DCMI_D13/PSSI_ D13 - - - - EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 HSPI1/LCD/ LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/TSC CRS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/ OTG_HS DSI/FMC/ LPGPIO1/ SDMMC2/ UCPD1 COMP1/2/FMC/ SDMMC1/2/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1/2 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |