| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 113 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 113 Page - STMicroelectronics |
|
113 / 377 page ![]() - - E3 14 J11 N11 G6 J22 K3 - - E3 14 G6 PF4 I/O FT_hvp - LPTIM3_ETR, ADF1_SDI0, OCTOSPIM_P2_CLK, MDF1_SDI0, USART6_RTS_DE, UART5_RX, FMC_A4, EVENTOUT - - - F2 15 L11 R11 G4 K21 L2 - - F2 15 G4 PF5 I/O FT_hvp - LPTIM3_CH1, OCTOSPIM_P2_NCLK , MDF1_CKI0, FMC_A5, EVENTOUT - - 10 F6 16 F12 - H2 B15 A15 - 10 F6 16 H2 VSS S - - - - - 11 F717 L13 A11 G1 L26 F5 - 11 F717 G1 VDD S - - - - - - -18 N11 J11 H6 J16 M2 - - -18 H6 PF6 I/O FT_h - TIM5_ETR, TIM5_CH1, DCMI_D12/PSSI_D12, OCTOSPIM_P2_NCS, OCTOSPIM_P1_IO3, SAI1_SD_B, EVENTOUT - - - - 19 N13 K10 G2 J14 L3 - - - 19 G2 PF7 I/O FT_h - TIM5_CH2, FDCAN1_RX, OCTOSPIM_P1_IO2, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |