| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 114 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 114 Page - STMicroelectronics |
|
114 / 377 page ![]() - - - 20 P10 M10 F1 K19 M3 - - - 20 F1 PF8 I/O FT_h - TIM5_CH3, PSSI_D14, FDCAN1_TX, OCTOSPIM_P1_IO0, SAI1_SCK_B, EVENTOUT - - - - 21 P12 L9 G3 L20 L4 - - - 21 G3 PF9 I/O FT_h - TIM5_CH4, PSSI_D15, OCTOSPIM_P1_IO1, SAI1_FS_B, TIM15_CH1, EVENTOUT - - - - 22 R11 K8 H4 L22 L1 - - - 22 H4 PF10 I/O FT_hv - OCTOSPIM_P1_CLK, PSSI_D15, MDF1_CCK1, DCMI_D11/PSSI_D11, DSI_TE, SAI1_D3, TIM15_CH2, EVENTOUT - 5 12 F123R13 W13 H1 M23 N1 5 12F123 H1 PH0- OSC_IN (PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN 6 13 G124 U13 V12 J1 M25 N2 6 13G124 J1 PH1- OSC_OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT 7 14 G2 25 T12 U11 H3 M21 R2 7 14 G2 25 H3 NRST I-O RST - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |