| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 377 page ![]() 21 29 M1 40 AA11 AA11 K4 P21 R4 21 30 M1 41 K4 PA5 I/O TT_a - CSLEEP, TIM2_CH1, TIM2_ETR, TIM8_CH1N, PSSI_D14, SPI1_SCK(boot), USART3_RX, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN10, ADC2_IN10, ADC4_IN10, DAC1_OUT2 , WKUP6 22 30 L2 41 U9 U9 N4 N18 P5 22 31 L2 42 N4 PA6 I/O FT_ha - CDSTOP, TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, DCMI_PIXCLK/PSSI_P DCK, SPI1_MISO(boot), USART3_CTS, LPUART1_CTS, OCTOSPIM_P1_IO3, LPGPIO1_P2, TIM16_CH1, EVENTOUT OPAMP2 _VINP, ADC1_IN11, ADC2_IN11, ADC4_IN11, WKUP7 - - M2 - - - H5 - N5 - - M2 - H5 OPAMP2 _VINM ITT - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |