| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 121 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 121 Page - STMicroelectronics |
|
121 / 377 page ![]() 24 32 M4 43 T8 Y10 K5 H13 N6 26 35 M4 46 K5 PB0 I/O TT_ha - TIM1_CH2N, TIM3_CH3, TIM8_CH2N, LPTIM3_CH1, SPI1_NSS, USART3_CK, OCTOSPIM_P1_IO1, LPGPIO1_P9, COMP1_OUT, AUDIOCLK, EVENTOUT OPAMP2 _VOUT, ADC1_IN15, ADC2_IN15, ADC4_IN18 25 33 L4 44 W9 W9 N5 L14 M6 27 36 L4 47 N5 PB1 I/O FT_ha - TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, LPTIM3_CH2, MDF1_SDI0, USART3_RTS_DE, LPUART1_RTS_DE, OCTOSPIM_P1_IO0, LPGPIO1_P3, LPTIM2_IN1, EVENTOUT COMP1 _INM1, ADC1_IN16, ADC2_IN16, ADC4_IN19, WKUP4 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |