| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 126 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 126 Page - STMicroelectronics |
|
126 / 377 page ![]() 27 44 K9 66 W3 W5 K9 T13 N12 29 47 K9 69 K9 PB10 I/O FT_fhv - TIM2_CH3, LPTIM3_CH1, I2C4_SCL, I2C2_SCL(boot), SPI2_SCK, USART3_TX, LPUART1_RX, TSC_SYNC, OCTOSPIM_P1_CLK, LPGPIO1_P4, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT WKUP8 - 45 L9 67 AA3 AA5 L9 R10 M10 - - L9 - L9 PB11 I/O FT_fh - TIM2_CH4, I2C4_SDA, I2C2_SDA(boot), SPI2_RDY, USART3_RX, LPUART1_TX, OCTOSPIM_P1_NCS, COMP2_OUT, EVENTOUT - 28 46 M10 68 AC5 AC5 N9 T11 R11 - - - - - VLXSMPS S - - - - 29 47 M9 69 AB4 AB4 N10 T9 R12 - - - - - VDDSMPS S - - - - 30 48 L10 70 AC3 AC3 M10 R8 P12 - - - - - VSSSMPS S - - - - - - - - - - - - - 30 48 L10 70 N11 VCAP S - - - - 31 49 M11 71 AB2 AB2 N11 T3 R13 - - - - - VDD11 S - - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |