| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 125 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 125 Page - STMicroelectronics |
|
125 / 377 page ![]() - 40 J8 62 V4 Y6 N8 R14 N11 - 43 J8 65 N8 PE12 I/O FT_ha - TIM1_CH3N, SPI1_NSS, MDF1_SDI5, LCD_G5, TSC_G5_IO3, OCTOSPIM_P1_IO0, FMC_D9, EVENTOUT - - 41 M8 63 Y4 AB6 L8 N12 M9 - 44 M8 66 L8 PE13 I/O FT_ha - TIM1_CH3, SPI1_SCK, MDF1_CKI5, LCD_G6, TSC_G5_IO4, OCTOSPIM_P1_IO1, FMC_D10, EVENTOUT - - 42 K8 64 AB6 P4 K8 P13 R10 - 45 K8 67 K8 PE14 I/O FT_h - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, LCD_G7, OCTOSPIM_P1_IO2, FMC_D11, EVENTOUT - -43 L8 65 AA5 T4 M9 R12 N10 - 46 L8 68 M9 PE15 I/O FT_h - TIM1_BKIN, TIM1_CH4N, SPI1_MOSI, LCD_R2, OCTOSPIM_P1_IO3, FMC_D12, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |