| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 143 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 143 Page - STMicroelectronics |
|
143 / 377 page ![]() - - - 131 H8 - A5 H17 A5 - - B4 132 A5 PG15 I/O FT_hs - LPTIM1_CH1, I2C1_SMBA, OCTOSPIM_P2_DQS, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - 55 89 C6 132 K8 B8 D6 B17 E7 55 89 C6 133 D6 PB3 (JTDO/ TRACESW O) I/O FT_fa - JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, LPTIM1_CH1, ADF1_CCK0, I2C1_SDA, SPI1_SCK, SPI3_SCK, USART1_RTS_DE, CRS_SYNC, LPGPIO1_P11, SDMMC2_D2, SAI1_SCK_B, EVENTOUT COMP2_ INM2 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |