| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 144 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 144 Page - STMicroelectronics |
|
144 / 377 page ![]() 56 90 B6 133 L9 E7 B6 G18 D6 56 90 B6 134 B6 PB4 (NJTRST) I/O FT_fa (6) NJTRST, LPTIM1_CH2, TIM3_CH1, ADF1_SDI0, I2C3_SDA, SPI1_MISO, SPI3_MISO, USART1_CTS, UART5_RTS_DE, TSC_G2_IO1, DCMI_D12/PSSI_D12, LPGPIO1_P12, SDMMC2_D3, SAI1_MCLK_B, TIM17_BKIN, EVENTOUT COMP2_ INP1 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |