| データシートサーチシステム |
|
STM32G0C1NET3XTR データシート(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G0C1NET3XTR データシート(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 159 page ![]() PB14 SPI2_MISO/ I2S2_MCK UCPD1_FRSTX TIM1_CH2N - USART3_RTS _DE_CK TIM15_CH1 I2C2_SDA EVENTOUT PB15 SPI2_MOSI/ I2S2_SD - TIM1_CH3N - TIM15_CH1N TIM15_CH2 - EVENTOUT Table 15. Port B alternate function mapping (AF0 to AF7) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 Table 16. Port B alternate function mapping (AF8 to AF15) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 PB0 USART5_TX - LPUART2_CTS ----- PB1 USART5_RX - LPUART2_RTS _DE ----- PB2 - ------- PB3 I2C2_SCL SPI3_SCK ------ PB4 I2C2_SDA SPI3_MISO ------ PB5 USART5_RTS _DE_CK SPI3_MOSI ------ PB6 USART5_CTS TIM4_CH1 LPUART2_TX ----- PB7 - TIM4_CH2 LPUART2_RX ----- PB8 USART6_TX TIM4_CH3 ------ PB9 USART6_RX TIM4_CH4 ------ PB10 - ------- PB11 - ------- PB12 I2C2_SMBA ------- PB13 - ------- PB14 USART6_RTS _DE_CK ------- PB15 USART6_CTS ------- |