| データシートサーチシステム |
|
STWBC2-HP データシート(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STWBC2-HP データシート(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 96 page ![]() STWBC2-HP pin AFE pad MCU Pad MCU Function Type I/O structure 35 HS2_GD - - A - 36 HS2_BT - - A - 37 HS3_BT - - A - 38 HS3_GD - - A - 39 HS3_SW - - A - 40 LS3_GD - - A - 41 GND_DR<1:3> - - S - 42 GPIO_DR0 PA11 PA11 I/O FT_f 43 GPIO_DR1 PA12 PA12 I/O FT_f 44 GPIO_DR2 - - A FT 45 GPIO_DR3 - - A FT 46 LED1 - - A - 47 LED2 - - A - 48 - PA13 SWDIO I/O FT 49 - PA14 SWCLK I/O FT 50 BRG_VSNS - - A - 51 DCDC_FB - - A - 52 BRG_ISNS_M - - A - 53 BRG_ISNS_P - - A - 54 BRG_VREF - - A - 55 BRG_IDEM - - A - 56 BRG_FT_S - - A - 57 BRG_FT_R - - A - 58 - PD0 USBPD2_CC1 I/O FT_c - PD1 UCPD2_DBCC1 I/O FT_d 59 USB_DP - - A - 60 USB_DM - - A - 61 - PD2 USBPD2_CC2 I/O FT_c - PD3 USBPD2_DBCC2 I/O FT_d 62 - PB7 I2C1_SDA I/O FT_fa 63 - PB8 I2C1_SCL I/O FT_f 64 RNG_FT_S - - A - 65 RNG_FT_R - - A - 66 QF_DRV PC_14-OSC32IN PC14 A - 67 RNG_SNS - - I/O FT 68 AGND<1:2> - - S - STWBC2-HP Internal signal connection DS13825 - Rev 1.0 page 86/96 |