データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPC584N84C3RMSBY データシート(PDF) 39 Page - STMicroelectronics

部品番号 SPC584N84C3RMSBY
部品情報  32-bit Power Architecture microcontroller for automotive ASIL-D applications
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC584N84C3RMSBY データシート(HTML) 39 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics SPC584N84C3RMSBY Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 158 page
background image
DS11734 Rev 6
39/158
SPC584Nx, SPC58ENx, SPC58NNx
Electrical characteristics
40
Figure 6. Noise filtering on reset signal
VIL
VIH
VDD
filtered by
hysteresis
filtered by
lowpass filter
WFRST
WNFRST
filtered by
lowpass filter
WFRST
unknown reset
state
device under hardware reset
internal
reset
1
2
3a
3b
3c
VHYS
VPORST, VESR0
Table 18. Reset PAD electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions
Value
Unit
Min
Typ
Max
VIHRES
SR
P
Input high level
TTL
VDD_HV =5.0 V ± 10%
2
—
VDD_HV_IO
+0.3
V
VILRES
SR
P
Input low level
TTL
VDD_HV = 5.0 V ± 10%
-0.3
—
0.8
V
VHYSRES
CC
C
Input hysteresis
TTL
VDD_HV =5.0 V ± 10%
0.3
—
—
V
VDD_POR
CC
D
Minimum supply
for strong pull-
down activation
VDD_HV = 5.0 V ± 10%
—
—
1.6
V
IOL_R
CC
P
Strong pull-down
current (1)
VDD_HV =5.0 V ± 10%
12
—
—
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com