データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SC80C51BCYA44 データシート(PDF) 20 Page - NXP Semiconductors

部品番号 SC80C51BCYA44
部品情報  CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC80C51BCYA44 データシート(HTML) 20 Page - NXP Semiconductors

Back Button SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors SC80C51BCYA44 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 30 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
80C31/80C51/87C51
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
20
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
VCC
ICC
(NC)
CLOCK SIGNAL
SU00719
Figure 9. ICC Test Condition, Active Mode
All other pins are disconnected
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
ICC
(NC)
CLOCK SIGNAL
SU00720
Figure 10. ICC Test Condition, Idle Mode
All other pins are disconnected
VCC–0.5
0.45V
0.7VCC
0.2VCC–0.1
tCHCL
tCLCL
tCLCH
tCLCX
tCHCX
SU00015
Figure 11. Clock Signal Waveform for ICC Tests in Active and Idle Modes
tCLCH = tCHCL = 5ns
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
ICC
(NC)
SU00016
Figure 12. ICC Test Condition, Power Down Mode
All other pins are disconnected. VCC = 2V to 5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com