| データシートサーチシステム |
|
SN250Q データシート(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN250Q データシート(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 130 page ![]() Functional description—application modules SN250 40/130 GPIO_PDH [0x4720] GPIO_PDL [0x4722] GPIO_PUH [0x4724] 15 0-R 14 0-R 13 0-R 12 0-R 11 0-R 10 0-R 9 0-R 8 0-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GPIO_PDH 0-R 7 0-R 6 0-R 5 0-R 4 0-R 3 0-R 2 0-R 1 0-RW 0 GPIO_PDH [0] Set this bit to enable pull-down resistors on GPIO[16] pin. 15 0-RW 14 0-RW 13 0-RW 12 0-RW 11 0-RW 10 0-RW 9 0-RW 8 0-RW GPIO_PDL GPIO_PDL 0-RW 7 0-RW 6 0-RW 5 0-RW 4 0-RW 3 0-RW 2 0-RW 1 0-RW 0 GPIO_PDL [15:0] Set this bit to enable pull-down resistors on GPIO[15:0] pins. 15 0-R 14 0-R 13 0-R 12 0-R 11 0-R 10 0-R 9 0-R 8 0-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GPIO_PUH 0-R 7 0-R 6 0-R 5 0-R 4 0-R 3 0-R 2 0-R 1 0-RW 0 GPIO_PUH [0] Set this bit to enable pull-up resistors on GPIO[16] pin. |