データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CEH2637A データシート(PDF) 4 Page - CET-MOS Technology Corp.

部品番号 CEH2637A
部品情報  Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (P Channel)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.

CEH2637A データシート(HTML) 4 Page - CET-MOS Technology Corp.

  CEH2637A Datasheet HTML 1Page - CET-MOS Technology Corp. CEH2637A Datasheet HTML 2Page - CET-MOS Technology Corp. CEH2637A Datasheet HTML 3Page - CET-MOS Technology Corp. CEH2637A Datasheet HTML 4Page - CET-MOS Technology Corp. CEH2637A Datasheet HTML 5Page - CET-MOS Technology Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
CEH2637A
4
Qg, Total Gate Charge (nC)
Figure 7. Gate Charge
-VDS, Drain-Source Voltage (V)
Figure 8. Maximum Safe
Operating Area
Tj, Junction Temperature ( C)
Figure 9. Breakdown Voltage Variation
VS Temperature
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
-50
0
50
100
150
5
4
3
2
1
0
0
1.5
3.0
4.5
6.0
VDS=-15V
ID=-3A
Figure 10. Switching Test Circuit
Figure 11. Switching Waveforms
t
V
V
t
t
d(on)
OUT
IN
on
r
10%
td(off)
90%
10%
10%
50%
50%
90%
toff
tf
90%
PULSE WIDTH
INVERTED
VDD
R
D
V
V
R
S
V
G
GS
IN
GEN
OUT
L
10
1
10
0
10
-1
10
1
10
0
10
-1
10
2
10
-2
1s
100ms
10ms
DC
1ms
RDS(ON)Limit
Single Pulse
TA=25 C
TJ=150 C



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com