| データシートサーチシステム |
|
VIPER20ADIP-E データシート(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER20ADIP-E データシート(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 34 page ![]() VIPer20A-E Package mechanical data 29/34 Figure 31. Reel shipment Note: All dimensoin are in mm. Table 14. Reel dimension Base Q.ty 600 Bulk Q.ty 600 A (max) 330 B (min) 1.5 C (± 0.2) 13 F 20.2 G (± 0.2) 24.4 N (min) 60 T (max) 30.4 |