データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4LS5K データシート(PDF) 48 Page - ams AG

部品番号 4LS5K
部品情報  4LS15K, 4LS10K and 4LS5K Line Scan Sensors
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

4LS5K データシート(HTML) 48 Page - ams AG

Back Button 4LS5K Datasheet HTML 44Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 45Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 46Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 47Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 48Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 49Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 50Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 51Page - ams AG 4LS5K Datasheet HTML 52Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 115 page
background image
Document Feedback
4LS
Functional Description
Datasheet
• PUBLIC
DS000542
• v3-01 • 2022-Nov-17
114
│ 47
Parameters
Clocks
Minimum LVALLow_Period
38
7.11.5
Maximum Line Rate for Region of Interest (ROI)
The sensor features the capability to define a Region of Interest to be readout on each 2K5 segment,
using bit 7 of register 0x01. Despite the fact this feature works for 4LS15K and 4LS10K, it was only
validated for 4LS5K. This ROI is defined by setting a Start Address (ROIStart) on register 0x19 and an
End Address (ROIEnd) on register 0x1A. The region of interest (number of readout pixels) is given by
the following equation:
Equation 9:
������������������������ (������������������������������������) = ((������������������������������������ − ������������������������������������������������) + 1) × (4 × ������)
With:
●
m = 1 for 1-To-1
●
m = 2 for 2-To-1
●
m = 4 for 4-To-1
The use of ROI presents some constrains that the user must respect:
●
ROIEnd address (register 0x1A) cannot be smaller than ROIStart address (register 0x19), however
it can be the same.
●
The ROI always reads a minimum size of 16 columns.
●
Each ROI address will generate a jump of 16 columns on readout. ROIStart and ROIEnd
addresses should be programmed between 0 and 160 (0xA0).
Equation 10:
������������������������������ ������������������������������������ = ������������������������������������������������ × 16
Equation 11:
������������������������ ������������������������������������ = ������������������������������������ × 16 + 16
Equation 12:
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ = #������������������������ × ������������������������
With:
●
#LVDS = 4 for 1-To-1
●
#LVDS = 2 for 2-To-1
●
#LVDS = 1 for 4-To-1