| データシートサーチシステム |
|
4LS5K データシート(PDF) 49 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4LS5K データシート(HTML) 49 Page - ams AG |
|
49 / 115 page ![]() Document Feedback 4LS Functional Description Datasheet • PUBLIC DS000542 • v3-01 • 2022-Nov-17 114 │ 48 Equation 13: ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ = #������������������������������������������������ × ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ With: #Segments = 2 for 4LS5K. Figure 69: Data and VTS Clocks Using ROI Feature Readout Mode Data [clocks] Readout Time [clocks] 1-To-1 Equation 5 Data + 26 2-To-1 Data + 30 4-To-1 Data + 38 The following figures present some possible combinations on the use of ROI. Figure 70: Centered ROI Figure 71: One ROI Across Two Segments 2K5 Segment 2K5 Segment Start ROI Register 0x19 End ROI Register 0x1A Start ROI Register 0x19 End ROI Register 0x1A 2K5 Segment 2K5 Segment Start ROI Register 0x19 End ROI Register 0x1A Start ROI Register 0x19 End ROI Register 0x1A |