| データシートサーチシステム |
|
L6714D データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6714D データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 70 page ![]() VID Tables L6714 18/70 1 7 1.46875 5 7 1.06875 9 7 0.66875 D 7 0.26875 1 8 1.46250 5 8 1.06250 9 8 0.66250 D 8 0.26250 1 9 1.45625 5 9 1.05625 9 9 0.65625 D 9 0.25625 1 A 1.45000 5 A 1.05000 9 A 0.65000 D A 0.25000 1 B 1.44375 5 B 1.04375 9 B 0.64375 D B 0.24375 1 C 1.43750 5 C 1.03750 9 C 0.63750 D C 0.23750 1 D 1.43125 5 D 1.03125 9 D 0.63125 D D 0.23125 1 E 1.42500 5 E 1.02500 9 E 0.62500 D E 0.22500 1 F 1.41875 5 F 1.01875 9 F 0.61875 D F 0.21875 2 0 1.41250 6 0 1.01250 A 0 0.61250 E 0 0.21250 2 1 1.40625 6 1 1.00625 A 1 0.60625 E 1 0.20625 2 2 1.40000 6 2 1.00000 A 2 0.60000 E 2 0.20000 2 3 1.39375 6 3 0.99375 A 3 0.59375 E 3 0.19375 2 4 1.38750 6 4 0.98750 A 4 0.58750 E 4 0.18750 2 5 1.38125 6 5 0.98125 A 5 0.58125 E 5 0.18125 2 6 1.37500 6 6 0.97500 A 6 0.57500 E 6 0.17500 2 7 1.36875 6 7 0.96875 A 7 0.56875 E 7 0.16875 2 8 1.36250 6 8 0.96250 A 8 0.56250 E 8 0.16250 2 9 1.35625 6 9 0.95625 A 9 0.55625 E 9 0.15625 2 A 1.35000 6 A 0.95000 A A 0.55000 E A 0.15000 2 B 1.34375 6 B 0.94375 A B 0.54375 E B 0.14375 2 C 1.33750 6 C 0.93750 A C 0.53750 E C 0.13750 2 D 1.33125 6 D 0.93125 A D 0.53125 E D 0.13125 2 E 1.32500 6 E 0.92500 A E 0.52500 E E 0.12500 2 F 1.31875 6 F 0.91875 A F 0.51875 E F 0.11875 3 0 1.31250 7 0 0.91250 B 0 0.51250 F 0 0.11250 3 1 1.30625 7 1 0.90625 B 1 0.50625 F 1 0.10625 3 2 1.30000 7 2 0.90000 B 2 0.50000 F 2 0.10000 3 3 1.29375 7 3 0.89375 B 3 0.49375 F 3 0.09375 3 4 1.28750 7 4 0.88750 B 4 0.48750 F 4 0.08750 3 5 1.28125 7 5 0.88125 B 5 0.48125 F 5 0.08125 3 6 1.27500 7 6 0.87500 B 6 0.47500 F 6 0.07500 3 7 1.26875 7 7 0.86875 B 7 0.46875 F 7 0.06875 Table 6. Voltage Identification (VID) for Intel VR11 mode (See Note). HEX Code Output voltage (1) HEX Code Output voltage (1) HEX Code Output voltage (1) HEX Code Output voltage (1) |