| データシートサーチシステム |
|
L6714D データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6714D データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 70 page ![]() VID Tables L6714 20/70 0111011 1.50000 111101 1 1.10000 0111010 1.49375 111101 0 1.09375 0111101 1.48750 111110 1 OFF 0111100 1.48125 111110 0 OFF 0111111 1.47500 111111 1 OFF 0111110 1.46875 111111 0 OFF 1000001 1.46250 000000 1 1.08750 1000000 1.45625 000000 0 1.08125 1000011 1.45000 000001 1 1.07500 1000010 1.44375 000001 0 1.06875 1000101 1.43750 000010 1 1.06250 1000100 1.43125 000010 0 1.05625 1000111 1.42500 000011 1 1.05000 1000110 1.41875 000011 0 1.04375 1001001 1.41250 000100 1 1.03750 1001000 1.40625 000100 0 1.03125 1001011 1.40000 000101 1 1.02500 1001010 1.39375 000101 0 1.01875 1001101 1.38750 000110 1 1.01250 1001100 1.38125 000110 0 1.00625 1001111 1.37500 000111 1 1.00000 1001110 1.36875 000111 0 0.99375 1010001 1.36250 001000 1 0.98750 1010000 1.35625 001000 0 0.98125 1010011 1.35000 001001 1 0.97500 1010010 1.34375 001001 0 0.96875 1010101 1.33750 001010 1 0.96250 1010100 1.33125 001010 0 0.95625 1010111 1.32500 001011 1 0.95000 1010110 1.31875 001011 0 0.94375 1011001 1.31250 001100 1 0.93750 1011000 1.30625 001100 0 0.93125 1011011 1.30000 001101 1 0.92500 Table 7. Voltage identifications (VID) for Intel VR10 mode + 6.25mV (See Note). VID 4 VID 3 VID 2 VID 1 VID 0 VID 5 VID 6 Output voltage (1) VID 4 VID 3 VID 2 VID 1 VID 0 VID 5 VID 6 Output voltage (1) |