| データシートサーチシステム |
|
UPD16640B データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD16640B データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 18 page ![]() Data Sheet S12581EJ1V0DS00 2 µµµµ PD16640B 1. BLOCK DIAGRAM STHR R,/L CLK Osel D00 to D05 D10 to D15 D20 to D25 STB Vsel V0 to V10 S1 S2 S3 S309 VSS2 VDD2 VSS1 VDD1 STHL INV 103-bit bidirectional shift register Data register Latch D/A converter Voltage follower output C1 C2 C102 C103 Remark /xxx indicates active low signal. |