| データシートサーチシステム |
|
M41T93RMY6F データシート(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T93RMY6F データシート(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 49 page ![]() Package mechanical information M41T93 44/49 Table 23. QFN16 – 16-lead, Quad, Flat Package, No Lead, 4x4mm body, Mech. Data Sym mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 0.90 0.80 1.00 0.035 0.032 0.039 A1 0.02 0.00 0.05 0.001 0.000 0.002 A3 0.20 – – 0.008 – – b 0.30 0.25 0.35 0.010 0.007 0.012 D 4.00 3.90 4.10 0.118 0.114 0.122 D2 – 2.50 2.80 0.067 0.061 0.071 E 4.00 3.90 4.10 0.118 0.114 0.122 E2 – 2.50 2.80 0.067 0.061 0.071 e0.65– – 0.020 – – K0.20 – – 0.008 – – L 0.40 0.30 0.50 0.016 0.012 0.020 ddd –0.08– – 0.003 – Ch –0.33– – 0.013 – N16 16 |