| データシートサーチシステム |
|
M25P64-VMF6TP データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M25P64-VMF6TP データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 49 page ![]() Memory organization M25P64 18/49 Table 3. Memory organization Sector Address range 127 7F0000h 7FFFFFh 126 7E0000h 7EFFFFh 125 7D0000h 7DFFFFh 124 7C0000h 7CFFFFh 123 7B0000h 7BFFFFh 122 7A0000h 7AFFFFh 121 790000h 79FFFFh 120 780000h 78FFFFh 119 770000h 77FFFFh 118 760000h 76FFFFh 117 750000h 75FFFFh 116 740000h 74FFFFh 115 730000h 73FFFFh 114 720000h 72FFFFh 113 710000h 71FFFFh 112 700000h 70FFFFh 111 6F0000h 6FFFFFh 110 6E0000h 6EFFFFh 109 6D0000h 6DFFFFh 108 6C0000h 6CFFFFh 107 6B0000h 6BFFFFh 106 6A0000h 6AFFFFh 105 690000h 69FFFFh 104 680000h 68FFFFh 103 670000h 67FFFFh 102 660000h 66FFFFh 101 650000h 65FFFFh 100 640000h 64FFFFh 99 630000h 63FFFFh 98 620000h 62FFFFh 97 610000h 61FFFFh 96 600000h 60FFFFh 95 5F0000h 5FFFFFh 94 5E0000h 5EFFFFh 93 5D0000h 5DFFFFh |