データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAS19 データシート(PDF) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

部品番号 BAS19
部品情報  BAS19-BAS21 SWITCHING DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
ホームページ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

BAS19 データシート(HTML) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  BAS19 Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD BAS19 Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD BAS19 Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD BAS19 Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0586, Rev. B
China - Germany - Korea - Singapore - United States 
http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
BAS19-BAS21
* Pulse width < 300 µs, duty cycle < 2%
Electrical Characteristics@TA=25°C unless otherwise specified
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Reverse breakdown voltage*
BAS19
BAS20
BAS21
VBR
IR=100μA
120
200
250
-
-
V
Forward Voltage*
VF
IF=100mA
IF=200mA
-
0.95
1.06
1.00
1.25
V
Reverse Leakage Current*
BAS19
BAS20
BAS21
IR
VR=100V
VR=150V
VR=200V
-
0.007
0.1
μA
Diode capacitance
CT
VR=0V,f=1.0MHz
-
1.2
5
pF
Reverse recovery time
trr
IF= IR=30mA, Irr=0.1×IR,RL=100Ω
-
-
50
ns
Ratings and Characteristics Curves



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com