データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM339X データシート(PDF) 35 Page - Texas Instruments

部品番号 LM339X
部品情報  LM339B, LM2901B, LM339, LM239, LM139, LM2901 Quad Differential Comparators
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM339X データシート(HTML) 35 Page - Texas Instruments

Back Button LM339X Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments LM339X Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 51 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
2-Nov-2023
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM2901DR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.1
8.0
16.0
Q1
LM2901DR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM2901DRG3
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.1
8.0
16.0
Q1
LM2901DRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM2901DRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM2901NSR
SO
NS
14
2000
330.0
16.4
8.2
10.5
2.5
12.0
16.0
Q1
LM2901PWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901PWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901PWRG3
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901PWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901VQPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901VQPWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339ADBR
SSOP
DB
14
2000
330.0
16.4
8.35
6.6
2.4
12.0
16.0
Q1
LM339ADR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ADR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ADRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ADRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ANSR
SO
NS
14
2000
330.0
16.4
8.2
10.5
2.5
12.0
16.0
Q1
LM339APWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339APWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339APWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339BIDR
SOIC
D
14
3000
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339BIPWR
TSSOP
PW
14
3000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339DBR
SSOP
DB
14
2000
330.0
16.4
8.35
6.6
2.4
12.0
16.0
Q1
LM339DR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339DR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339DRG3
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339DRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339DRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339NSR
SO
NS
14
2000
330.0
16.4
8.2
10.5
2.5
12.0
16.0
Q1
LM339PWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339PWRG3
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339PWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51