| データシートサーチシステム |
|
LM339X データシート(PDF) 36 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM339X データシート(HTML) 36 Page - Texas Instruments |
|
36 / 51 page ![]() PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 2-Nov-2023 TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS Width (mm) H *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LM139ADR SOIC D 14 2500 350.0 350.0 43.0 LM139ADRG4 SOIC D 14 2500 350.0 350.0 43.0 LM139DR SOIC D 14 2500 350.0 350.0 43.0 LM139DRG4 SOIC D 14 2500 350.0 350.0 43.0 LM239ADR SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM239ADR SOIC D 14 2500 340.5 336.1 32.0 LM239DR SOIC D 14 2500 364.0 364.0 27.0 LM239DR SOIC D 14 2500 340.5 336.1 32.0 LM239DRG3 SOIC D 14 2500 364.0 364.0 27.0 LM239DRG4 SOIC D 14 2500 340.5 336.1 32.0 LM239DRG4 SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM239PWR TSSOP PW 14 2000 356.0 356.0 35.0 LM2901AVQPWR TSSOP PW 14 2000 356.0 356.0 35.0 LM2901AVQPWRG4 TSSOP PW 14 2000 356.0 356.0 35.0 LM2901BIDR SOIC D 14 3000 356.0 356.0 35.0 LM2901BIPWR TSSOP PW 14 3000 356.0 356.0 35.0 LM2901DR SOIC D 14 2500 364.0 364.0 27.0 LM2901DR SOIC D 14 2500 340.5 336.1 32.0 Pack Materials-Page 3 |