| データシートサーチシステム |
|
AM29LV128ML93REF データシート(PDF) 18 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29LV128ML93REF データシート(HTML) 18 Page - Advanced Micro Devices |
|
18 / 66 page ![]() 18 Am29LV128MH/L 25270C7 January 31, 2007 D A TA SH EE T SA191 1 0 1 1 1 1 1 1 64/32 BF0000–BFFFFF 5F8000–5FFFFF SA192 1 1 0 0 0 0 0 0 64/32 C00000–C0FFFF 600000–607FFF SA193 1 1 0 0 0 0 0 1 64/32 C10000–C1FFFF 608000–60FFFF SA194 1 1 0 0 0 0 1 0 64/32 C20000–C2FFFF 610000–617FFF SA195 1 1 0 0 0 0 1 1 64/32 C30000–C3FFFF 618000–61FFFF SA196 1 1 0 0 0 1 0 0 64/32 C40000–C4FFFF 620000–627FFF SA197 1 1 0 0 0 1 0 1 64/32 C50000–C5FFFF 628000–62FFFF SA198 1 1 0 0 0 1 1 0 64/32 C60000–C6FFFF 630000–637FFF SA199 1 1 0 0 0 1 1 1 64/32 C70000–C7FFFF 638000–63FFFF SA200 1 1 0 0 1 0 0 0 64/32 C80000–C8FFFF 640000–647FFF SA201 1 1 0 0 1 0 0 1 64/32 C90000–C9FFFF 648000–64FFFF SA202 1 1 0 0 1 0 1 0 64/32 CA0000–CAFFFF 650000–657FFF SA203 1 1 0 0 1 0 1 1 64/32 CB0000–CBFFFF 658000–65FFFF SA204 1 1 0 0 1 1 0 0 64/32 CC0000–CCFFFF 660000–667FFF SA205 1 1 0 0 1 1 0 1 64/32 CD0000–CDFFFF 668000–66FFFF SA206 1 1 0 0 1 1 1 0 64/32 CE0000–CEFFFF 670000–677FFF SA207 1 1 0 0 1 1 1 1 64/32 CF0000–CFFFFF 678000–67FFFF SA208 1 1 0 1 0 0 0 0 64/32 D00000–D0FFFF 680000–687FFF SA209 1 1 0 1 0 0 0 1 64/32 D10000–D1FFFF 688000–68FFFF SA210 1 1 0 1 0 0 1 0 64/32 D20000–D2FFFF 690000–697FFF SA211 1 1 0 1 0 0 1 1 64/32 D30000–D3FFFF 698000–69FFFF SA212 1 1 0 1 0 1 0 0 64/32 D40000–D4FFFF 6A0000–6A7FFF SA213 1 1 0 1 0 1 0 1 64/32 D50000–D5FFFF 6A8000–6AFFFF SA214 1 1 0 1 0 1 1 0 64/32 D60000–D6FFFF 6B0000–6B7FFF SA215 1 1 0 1 0 1 1 1 64/32 D70000–D7FFFF 6B8000–6BFFFF SA216 1 1 0 1 1 0 0 0 64/32 D80000–D8FFFF 6C0000–6C7FFF SA217 1 1 0 1 1 0 0 1 64/32 D90000–D9FFFF 6C8000–6CFFFF SA218 1 1 0 1 1 0 1 0 64/32 DA0000–DAFFFF 6D0000–6D7FFF SA219 1 1 0 1 1 0 1 1 64/32 DB0000–DBFFFF 6D8000–6DFFFF SA220 1 1 0 1 1 1 0 0 64/32 DC0000–DCFFFF 6E0000–6E7FFF SA221 1 1 0 1 1 1 0 1 64/32 DD0000–DDFFFF 6E8000–6EFFFF SA222 1 1 0 1 1 1 1 0 64/32 DE0000–DEFFFF 6F0000–6F7FFF SA223 1 1 0 1 1 1 1 1 64/32 DF0000–DFFFFF 6F8000–6FFFFF SA224 1 1 1 0 0 0 0 0 64/32 E00000–E0FFFF 700000–707FFF SA225 1 1 1 0 0 0 0 1 64/32 E10000–E1FFFF 708000–70FFFF SA226 1 1 1 0 0 0 1 0 64/32 E20000–E2FFFF 710000–717FFF SA227 1 1 1 0 0 0 1 1 64/32 E30000–E3FFFF 718000–71FFFF SA228 1 1 1 0 0 1 0 0 64/32 E40000–E4FFFF 720000–727FFF SA229 1 1 1 0 0 1 0 1 64/32 E50000–E5FFFF 728000–72FFFF SA230 1 1 1 0 0 1 1 0 64/32 E60000–E6FFFF 730000–737FFF SA231 1 1 1 0 0 1 1 1 64/32 E70000–E7FFFF 738000–73FFFF SA232 1 1 1 0 1 0 0 0 64/32 E80000–E8FFFF 740000–747FFF SA233 1 1 1 0 1 0 0 1 64/32 E90000–E9FFFF 748000–74FFFF SA234 1 1 1 0 1 0 1 0 64/32 EA0000–EAFFFF 750000–757FFF SA235 1 1 1 0 1 0 1 1 64/32 EB0000–EBFFFF 758000–75FFFF SA236 1 1 1 0 1 1 0 0 64/32 EC0000–ECFFFF 760000–767FFF SA237 1 1 1 0 1 1 0 1 64/32 ED0000–EDFFFF 768000–76FFFF SA238 1 1 1 0 1 1 1 0 64/32 EE0000–EEFFFF 770000–777FFF Table 2. Sector Address Table (Sheet 5 of 6) Sector A22–A15 Sector Size (Kbytes/Kwords) 8-bit Address Range (in hexadecimal) 16-bit Address Range (in hexadecimal) |