| データシートサーチシステム |
|
USB2227-AHZS-XX データシート(PDF) 8 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2227-AHZS-XX データシート(HTML) 8 Page - SMSC Corporation |
|
8 / 27 page ![]() 4th Generation USB2.0 Flash Media Controller with Integrated Card Power FETs Datasheet Revision 1.91 (10-13-06) 8 SMSC USB2227/USB2228 DATASHEET Chapter 3 Pin Configuration Figure 3.1 USB2227/USB2228 128-Pin VTQFP 97 VSS 98 RBIAS 99 ATEST 100 VDD33 101 VDD18PLL 102 XTAL1 103 XTAL2 104 VSSPLL 105 GPIO9 106 VDD18 107 GPIO7 108 VDD33 109 GPIO6/ROMEN 110 GPIO5 111 GPIO4 112 VSS 113 GPIO2 114 GPIO1 115 nRESET 116 MA0 117 MA1 118 MA2 119 MA3 120 MA4 121 MA5 122 MA6 123 MA7 124 MA8 125 MA9 126 MA10 127 MA11 128 MA12 64 CF_SA2 63 CF_SA1 62 CF_SA0 61 CF_nCS1 60 CF_nCS0 59 CF_nRESET 58 CF_nIOW 57 CF_nIOR 56 CF_IORDY 55 CF_IRQ 54 CF_nCD2 53 CF_nCD1 52 CF_D15 51 CF_D14 50 CF_D13 49 VDD18 48 CF_D12 47 VSS 46 CF_D11 45 CF_D10 44 GPIO11 43 VDD33 42 GPIO8 41 CF_D9 40 CF_D8 39 CF_D7 38 CF_D6 37 CF_D5 36 CF_D4 35 CF_D3 34 CF_D2 33 CF_D1 SMSC USB2227/2228 TQFP 128 (Top View) |