| データシートサーチシステム |
|
AM70PDL129CDH データシート(PDF) 29 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM70PDL129CDH データシート(HTML) 29 Page - Advanced Micro Devices |
|
29 / 127 page ![]() November 24, 2003 Am70PDL127CDH/Am70PDL129CDH 27 ADV ANCE I N FO RMAT I O N Bank Sector CE#f1 CE#f2 Sector Address (A21-A12) Sector Size (Kwords) Address Range (x16) SA1-38 0 1 0100110XXX 32 130000h–137FFFh SA1-39 0 1 0100111XXX 32 138000h–13FFFFh SA1-40 0 1 0101000XXX 32 140000h–147FFFh SA1-41 0 1 0101001XXX 32 148000h–14FFFFh SA1-42 0 1 0101010XXX 32 150000h–157FFFh SA1-43 0 1 0101011XXX 32 158000h–15FFFFh SA1-44 0 1 0101100XXX 32 160000h–167FFFh SA1-45 0 1 0101101XXX 32 168000h–16FFFFh SA1-46 0 1 0101110XXX 32 170000h–177FFFh SA1-47 0 1 0101111XXX 32 178000h–17FFFFh SA1-48 0 1 0110000XXX 32 180000h–187FFFh SA1-49 0 1 0110001XXX 32 188000h–18FFFFh SA1-50 0 1 0110010XXX 32 190000h–197FFFh SA1-51 0 1 0110011XXX 32 198000h–19FFFFh SA1-52 0 1 0110100XXX 32 1A0000h–1A7FFFh SA1-53 0 1 0110101XXX 32 1A8000h–1AFFFFh SA1-54 0 1 0110110XXX 32 1B0000h–1B7FFFh SA1-55 0 1 0110111XXX 32 1B8000h–1BFFFFh SA1-56 0 1 0111000XXX 32 1C0000h–1C7FFFh SA1-57 0 1 0111001XXX 32 1C8000h–1CFFFFh SA1-58 0 1 0111010XXX 32 1D0000h–1D7FFFh SA1-59 0 1 0111011XXX 32 1D8000h–1DFFFFh SA1-60 0 1 0111100XXX 32 1E0000h–1E7FFFh SA1-61 0 1 0111101XXX 32 1E8000h–1EFFFFh SA1-62 0 1 0111110XXX 32 1F0000h–1F7FFFh SA1-63 0 1 0111111XXX 32 1F8000h–1FFFFFh SA1-64 0 1 1000000XXX 32 200000h–207FFFh SA1-65 0 1 1000001XXX 32 208000h–20FFFFh SA1-66 0 1 1000010XXX 32 210000h–217FFFh SA1-67 0 1 1000011XXX 32 218000h–21FFFFh SA1-68 0 1 1000100XXX 32 220000h–227FFFh SA1-69 0 1 1000101XXX 32 228000h–22FFFFh SA1-70 0 1 1000110XXX 32 230000h–237FFFh SA1-71 0 1 1000111XXX 32 238000h–23FFFFh SA1-72 0 1 1001000XXX 32 240000h–247FFFh SA1-73 0 1 1001001XXX 32 248000h–24FFFFh SA1-74 0 1 1001010XXX 32 250000h–257FFFh SA1-75 0 1 1001011XXX 32 258000h–25FFFFh SA1-76 0 1 1001100XXX 32 260000h–267FFFh SA1-77 0 1 1001101XXX 32 268000h–26FFFFh Table 7. Am29PDL129H Sector Architecture (Continued) |