| データシートサーチシステム |
|
AM70PDL129CDH データシート(PDF) 33 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM70PDL129CDH データシート(HTML) 33 Page - Advanced Micro Devices |
|
33 / 127 page ![]() November 24, 2003 Am70PDL127CDH/Am70PDL129CDH 31 ADV ANCE I N FO RMAT I O N Bank Sector CE#f1 CE#f2 Sector Address (A21-A12) Sector Size (Kwords) Address Range (x16) SA2-39 1 0 0100000XXX 32 100000h–107FFFh SA2-40 1 0 0100001XXX 32 108000h–10FFFFh SA2-41 1 0 0100010XXX 32 110000h–117FFFh SA2-42 1 0 0100011XXX 32 118000h–11FFFFh SA2-43 1 0 0100100XXX 32 120000h–127FFFh SA2-44 1 0 0100101XXX 32 128000h–12FFFFh SA2-45 1 0 0100110XXX 32 130000h–137FFFh SA2-46 1 0 0100111XXX 32 138000h–13FFFFh SA2-47 1 0 0101000XXX 32 140000h–147FFFh SA2-48 1 0 0101001XXX 32 148000h–14FFFFh SA2-49 1 0 0101010XXX 32 150000h–157FFFh SA2-50 1 0 0101011XXX 32 158000h–15FFFFh SA2-51 1 0 0101100XXX 32 160000h–167FFFh SA2-52 1 0 0101101XXX 32 168000h–16FFFFh SA2-53 1 0 0101110XXX 32 170000h–177FFFh SA2-54 1 0 0101111XXX 32 178000h–17FFFFh SA2-55 1 0 0110000XXX 32 180000h–187FFFh SA2-56 1 0 0110001XXX 32 188000h–18FFFFh SA2-57 1 0 0110010XXX 32 190000h–197FFFh SA2-58 1 0 0110011XXX 32 198000h–19FFFFh SA2-59 1 0 0110100XXX 32 1A0000h–1A7FFFh SA2-60 1 0 0110101XXX 32 1A8000h–1AFFFFh SA2-61 1 0 0110110XXX 32 1B0000h–1B7FFFh SA2-62 1 0 0110111XXX 32 1B8000h–1BFFFFh SA2-63 1 0 0111000XXX 32 1C0000h–1C7FFFh SA2-64 1 0 0111001XXX 32 1C8000h–1CFFFFh SA2-65 1 0 0111010XXX 32 1D0000h–1D7FFFh SA2-66 1 0 0111011XXX 32 1D8000h–1DFFFFh SA2-67 1 0 0111100XXX 32 1E0000h–1E7FFFh SA2-68 1 0 0111101XXX 32 1E8000h–1EFFFFh SA2-69 1 0 0111110XXX 32 1F0000h–1F7FFFh SA2-70 1 0 0111111XXX 32 1F8000h–1FFFFFh SA2-71 1 0 1000000XXX 32 200000h–207FFFh SA2-72 1 0 1000001XXX 32 208000h–20FFFFh SA2-73 1 0 1000010XXX 32 210000h–217FFFh SA2-74 1 0 1000011XXX 32 218000h–21FFFFh SA2-75 1 0 1000100XXX 32 220000h–227FFFh SA2-76 1 0 1000101XXX 32 228000h–22FFFFh SA2-77 1 0 1000110XXX 32 230000h–237FFFh SA2-78 1 0 1000111XXX 32 238000h–23FFFFh Table 7. Am29PDL129H Sector Architecture (Continued) |