| データシートサーチシステム |
|
AXP188 データシート(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP188 データシート(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
4 / 46 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 3/46 Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC AXP188 1.概述 AXP188 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路 电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益 复杂的应用处理器 SOC 应用系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。 AXP188 内部集成了一个自适应的 USB-Compatible 充电器,3 路降压转换器(Step-Down DC-DC converters),5 路线性稳压器(LDO),2 路负载开关(Switch),4 路功率器件开关,电压/电 流/温度监视器及 8-bit ADC。为保证电源系统安全稳定,AXP188 还整合了过压(OV)、过温(OT)、 限流等保护电路以及其他的自适应机制。 AXP188 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select (IPS)™)电路可以在外部输入电源(如 USB、 市电交直流转换器,或汽车电源转换器) 、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并 且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏)的情况下也可以使应用系统正常工作。 AXP188 提供了一个主机通讯接口,Two Wire Serial Interface (TWSI),应用处理器可以通过 这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和电量测量器(Fuel Gauge)的数据。高精度的电量测量数据输出方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,配合软 件,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。 AXP188提供 6mm x 6mm 48-pin QFN封装。 应用产品 手持式移动设备 智能移动电话, PMP/MP4, 数码相 机, 数字摄像机, 手持导航设备 GPS, PDA, 手持数字广播电视接 收机 移动互联网设备 MID 数码相框,便携 DVD 播放器,超 便 携 移 动 电 脑 UMPC and UMPC-like 应用处理器电路系统 Application Processor systems 其它电池和多电源应用系统 管脚分配 |