| データシートサーチシステム |
|
AXP188 データシート(PDF) 40 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP188 データシート(HTML) 40 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
40 / 46 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 39/46 Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC AXP188 寄存器 寄存器 寄存器 寄存器 12 12 12 12: : : :中断状态 中断状态 中断状态 中断状态 3333 地址:0BH Bit Description R/W Default 7 IRQ13,电池接入,向此位写 1 或电池被拔出会清除此位 RW 0 6 IRQ14,电池移除,向此位写 1 或电池被接入会清除此位 RW 0 5 IRQ15,进入电池激活模式,向此位写 1 或退出电池激活模式会清除此位 RW 0 4 IRQ16,退出电池激活模式,向此位写 1 或进入电池激活模式会清除此位 RW 0 3 IRQ17,开始充电,向此位写 1 或停止充电会清除此位 RW 0 2 IRQ18,充电完成,向此位写 1 或充电重新开始会清除此位 RW 0 1 IRQ19,低电警告,向此位写 1 或 AIPS 电压恢复到正常范围会清除此位 RW 0 0 Vendor used 0 寄存器 寄存器 寄存器 寄存器 13 13 13 13: : : :Vendor Used Vendor Used Vendor Used Vendor Used 地址:0CH 寄存器 寄存器 寄存器 寄存器 14 14 14 14: : : :DC DC DC DC----DC DC DC DC 模式控制 模式控制 模式控制 模式控制 地址:0DH Bit 描述 描述 描述 描述 R/W 默认值 默认值 默认值 默认值 7 DC-DC1 自动模式和 PFM/PWM 控制 0: : : :自动模式 自动模式 自动模式 自动模式;1:由 bit2 控 制 RW 0 6 DC-DC2 自动模式和 PFM/PWM 控制 0: : : :自动模式 自动模式 自动模式 自动模式;1:由 bit1 控 制 RW 0 5 DC-DC3 自动模式和 PFM/PWM 控制 0: : : :自动模式 自动模式 自动模式 自动模式;1:由 bit0 控 制 RW 0 4 DC-DC3 使能控制 0:关闭;1: : : :打开 打开 打开 打开 RW 1 3 LDO2 使能控制 0:关闭;1: : : :打开 打开 打开 打开 RW 1 2 DC-DC1 PFM/PWM 模式控制 0: : : :PWM 模式 模式 模式 模式;1:PFM 模 式 RW 0 1 DC-DC2 PFM/PWM 模式控制 0: : : :PWM 模式 模式 模式 模式;1:PFM 模 式 RW 0 0 DC-DC3 PFM/PWM 模式控制 0: : : :PWM 模式 模式 模式 模式;1:PFM 模 式 RW 0 |