| データシートサーチシステム |
|
CSTCC2M00G53A-R0 データシート(PDF) 14 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSTCC2M00G53A-R0 データシート(HTML) 14 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
14 / 19 page ![]() Document No. JGC42-8786 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 14/19 12. ! 注意 Cautions 12-1 用途の限定 Limitation of Applications 当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高 信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。 ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器 ⑥輸送機器 (自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器 ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器 Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party’s life, body or property. ① Aircraft equipment ② Aerospace equipment ③ Undersea equipment ④ Power plant control equipment ⑤ Medical equipment ⑥ Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.) ⑦ Traffic signal equipment ⑧ Disaster prevention / crime prevention equipment ⑨ Data-processing equipment ⑩ Applications of similar complexity and/or with reliability requirements to the applications listed in the above 12-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe 当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセー フ機能を必ず付加して下さい。 Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product. |