データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PCE-MSR405 データシート(PDF) 2 Page - PCE Instruments.

部品番号 PCE-MSR405
部品情報  Magnetic Stirrer PCE-MSR 405
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PCE [PCE Instruments.]
ホームページ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-MSR405 データシート(HTML) 2 Page - PCE Instruments.

  PCE-MSR405 Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-MSR405 Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specifications
Drive the stirring points
Brushless motors
Number of stirring points
5
Max. Stirring quantity
400 ml per stirring point
 
2000 ml total
Adjustable speed
300 ... 1500 rpm
Accuracy speed
10 RPM
Heating temperature
Ambient temperature ... 120°C / 248°F
Accuracy temperature
± 1°C / 1.8°F
Timer range
1 ... 999 minutes - infinity
Recommended length of stirring rods     25 mm
Dimensions stirring field
456 x 118 mm / 18 x 4.6 in
Heating capacity
330 W (110 V) 375 W (220 V)
Protection class
IP 42
Operating conditions
5 ... 40°C / 41 ... 104°F, max. 80 rf
Power supply /
110V AC / 3.6A 220V AC / 1.7A
Current consumption
 
Input
400W
Dimensions
565 x 136 x 75 mm / 22.2 x 5.4 x 3 in
Weight
About 3 kg / 6.6 lbs
 
 
More information
More product info
Similar products



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com