データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PCE-MSR50 データシート(PDF) 2 Page - PCE Instruments.

部品番号 PCE-MSR50
部品情報  Magnetic Stirrer PCE-MSR 50
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PCE [PCE Instruments.]
ホームページ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-MSR50 データシート(HTML) 2 Page - PCE Instruments.

  PCE-MSR50 Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-MSR50 Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specifications
Drive of stirring points
Motorised
Stirring quantity
100 ... 1000 ml
Adjustable speed
0 ... 1600 U/min
Stirring surface
Ø 88 mm
Material of the platform   plastic
Power supply
Power adapter 5 V / 2 A DC
 
90 ... 230 V AC
Weight
ca. 500 g
Dimensions
125 x 110 x 70 mm
More information
Manual
More product info
Similar products



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com