| データシートサーチシステム |
|
PCF5083H/001/F2 データシート(PDF) 126 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF5083H/001/F2 データシート(HTML) 126 Page - NXP Semiconductors |
|
126 / 136 page ![]() 1996 Oct 29 126 Philips Semiconductors Objective specification GSM signal processing IC PCF5083 Fig.33 RF-IC Control Bus timing − Mode 2. handbook, full pagewidth MGE308 2 3 8 9 1 5 7 6 4 RFE RFEN1 to RFEN4 RFCLK RFDO D15 D14 D13 D2 D1 D0 D15 D14 D13 D2 D1 D0 RFDI Fig.34 Baseband Interface timing (DSP Core x-Port). handbook, full pagewidth MGE309 6 5 7 SIXCLK SIXEN SIXD SOXCLK SOXEN SOXD 8 9 10 14 13 15 12 11 4 1 2 3 |