データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B84144-A25-R データシート(PDF) 8 Page - EPCOS

部品番号 B84144-A25-R
部品情報  4-Line Filters for Converters and Power Electronics
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B84144-A25-R データシート(HTML) 8 Page - EPCOS

Back Button B84144-A25-R Datasheet HTML 4Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 5Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 6Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 7Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 8Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 9Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 10Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 11Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 12Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
281 04/02
4-Line Filters
B84144
for Converters and Power Electronics
B84144-G500-S
SSB0997-I
4 x M8 x 7
x
PE M10 x 30
N
500
N
60
150
210±0,5
280±1
30
L3
L3
L2/
L2/
L1
L1
NN
ø12
ø11
15 +1
=
510±3
590±3
LINE
Marking
L3
L2
L1
N
=
4 x M8 x 7
PE M10 x 30
LOAD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13