データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B84144-A25-R データシート(PDF) 3 Page - EPCOS

部品番号 B84144-A25-R
部品情報  4-Line Filters for Converters and Power Electronics
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B84144-A25-R データシート(HTML) 3 Page - EPCOS

  B84144-A25-R Datasheet HTML 1Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 2Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 3Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 4Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 5Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 6Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 7Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 8Page - EPCOS B84144-A25-R Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
276 04/02
4-Line Filters
B84144
for Converters and Power Electronics
Characteristics and ordering codes
IR
A
Terminal
cross section
mm2
I leak
mA
Rtyp
m
Ω
PV
W
Approx.
weight
kg
Ordering code
16
4
< 3,5
10
8
2,2
B84144-A16-R
25
10
< 3,5
6
11
3,7
B84144-A25-R
36
10
< 3,5
3,5
14
3,7
B84144-A36-R
50
10
< 6
1,3
10
4,0
B84144-A50-R
80
25
< 6
0,7
13
9,5
B84144-A80-R
120
50
< 6
0,5
22
10
B84144-A120-R
150
50
< 6
0,35
24
10
B84144-A150-R
180
95
< 6
0,25
24
13
B84144-A180-R
250
Busbars
< 6
0,095
18
32
B84144-G250-S
500
< 6
0,060
45
53
B84144-G500-S
1000
< 6
0,030
90
140
B84144-G1000-S
1600
< 6
0,020
150
185
B84144-G1600-S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13