| データシートサーチシステム |
|
B84144-A50-R データシート(PDF) 8 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B84144-A50-R データシート(HTML) 8 Page - EPCOS |
|
8 / 13 page ![]() 281 04/02 4-Line Filters B84144 for Converters and Power Electronics B84144-G500-S SSB0997-I 4 x M8 x 7 x PE M10 x 30 N 500 N 60 150 210±0,5 280±1 30 L3 L3 L2/ L2/ L1 L1 NN ø12 ø11 15 +1 = 510±3 590±3 LINE Marking L3 L2 L1 N = 4 x M8 x 7 PE M10 x 30 LOAD |