| データシートサーチシステム |
|
B84144-A50-R データシート(PDF) 10 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B84144-A50-R データシート(HTML) 10 Page - EPCOS |
|
10 / 13 page ![]() 283 04/02 4-Line Filters B84144 for Converters and Power Electronics Maßbild B84144-G1600-S SSB0999-Z 4 x M8 x 7 N N 360±0,8 262 L2/ L2/ NN 340±1 40 ø12 ø14 LINE 20 +1 40 690±3 870±3 N L2 L1 L3 65 PE M12 x 30 Marking = 680+4 L3 L3 L1 L1 = 4 x M8 x 7 PE M12 x 30 LOAD |